| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AX500 bảng dữ liệu(PDF) 204 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX500 bảng dữ liệu(HTML) 204 Page - Microsemi Corporation |
|
204 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 78 R e v i sio n 1 8 IO311NB7F29 N3 IO311PB7F29 P3 IO312NB7F29 P7 IO312PB7F29 R7 IO313NB7F29 P6 IO313PB7F29 R6 IO314NB7F29 M2 IO314PB7F29 N2 IO315NB7F29 N4 IO315PB7F29 P4 IO316NB7F29 R9 IO316PB7F29 R8 IO317NB7F29 N5 IO317PB7F29 P5 IO318NB7F29 R10 IO318PB7F29 R11 IO319NB7F29 L2 IO319PB7F29 L1 IO320NB7F29 N8 IO320PB7F29 P8 IO321NB7F30 M6 IO321PB7F30 N6 IO322NB7F30 P10 IO322PB7F30 P9 IO323NB7F30 L3 IO323PB7F30 M3 IO324NB7F30 M7 IO324PB7F30 N7 IO325NB7F30 K2 IO325PB7F30 K1 IO326NB7F30 G2 IO326PB7F30 H2 IO327NB7F30 L6 IO327PB7F30 L5 IO328NB7F30 N10 FG1152 AX2000 Function Pin Number IO328PB7F30 N9 IO329NB7F30 J4 IO329PB7F30 K4 IO330NB7F30 J5 IO330PB7F30 K5 IO331NB7F30 M10 IO331PB7F30 M9 IO332NB7F31 L8 IO332PB7F31 M8 IO333NB7F31 F2 IO333PB7F31 F1 IO334NB7F31 J6 IO334PB7F31 K6 IO335NB7F31 H4 IO335PB7F31 H3 IO336NB7F31 K7 IO336PB7F31 L7 IO337NB7F31 G4 IO337PB7F31 G3 IO338NB7F31 K9 IO338PB7F31 L9 IO339NB7F31 H6 IO339PB7F31 H5 IO340NB7F31 H7 IO340PB7F31 J7 IO341NB7F31 J8 IO341PB7F31 K8 Dedicated I/O GND A13 GND A2 GND A22 GND A27 GND A3 GND A31 GND A32 FG1152 AX2000 Function Pin Number GND A33 GND A4 GND A8 GND AA14 GND AA15 GND AA16 GND AA17 GND AA18 GND AA19 GND AA20 GND AA21 GND AB1 GND AB13 GND AB22 GND AB34 GND AC12 GND AC23 GND AC30 GND AC5 GND AD11 GND AD24 GND AD31 GND AD4 GND AE3 GND AE32 GND AF2 GND AF33 GND AG1 GND AG27 GND AG34 GND AG8 GND AH28 GND AH7 GND AJ29 GND AJ6 FG1152 AX2000 Function Pin Number |