| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AX500 bảng dữ liệu(PDF) 176 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX500 bảng dữ liệu(HTML) 176 Page - Microsemi Corporation |
|
176 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 50 R e v i sio n 1 8 NC D13 NC D14 PRA E13 PRB B14 PRC Y14 PRD AD14 TCK E5 TDI B3 TDO G6 TMS D4 TRST A2 VCCA AB4 VCCA AF24 VCCA C1 VCCA C26 VCCA J10 VCCA J11 VCCA J12 VCCA J13 VCCA J14 VCCA J15 VCCA J16 VCCA J17 VCCA K18 VCCA K9 VCCA L18 VCCA L9 VCCA M18 VCCA M9 VCCA N18 VCCA N9 VCCA P18 VCCA P9 VCCA R18 VCCA R9 VCCA T18 FG676 AX1000 Function Pin Number VCCA T9 VCCA U18 VCCA U9 VCCA V10 VCCA V11 VCCA V12 VCCA V13 VCCA V14 VCCA V15 VCCA V16 VCCA V17 VCCPLA E12 VCCPLB F13 VCCPLC E15 VCCPLD G14 VCCPLE AF15 VCCPLF AA14 VCCPLG AF12 VCCPLH AB13 VCCDA A11 VCCDA A3 VCCDA AB22 VCCDA AB5 VCCDA AD10 VCCDA AD11 VCCDA AD13 VCCDA AD16 VCCDA AD17 VCCDA B1 VCCDA B11 VCCDA B17 VCCDA C16 VCCDA D24 VCCDA E14 VCCDA P2 VCCDA P23 FG676 AX1000 Function Pin Number VCCIB0 G10 VCCIB0 G8 VCCIB0 G9 VCCIB0 H10 VCCIB0 H11 VCCIB0 H12 VCCIB0 H13 VCCIB0 H9 VCCIB1 G17 VCCIB1 G18 VCCIB1 G19 VCCIB1 H14 VCCIB1 H15 VCCIB1 H16 VCCIB1 H17 VCCIB1 H18 VCCIB2 H20 VCCIB2 J19 VCCIB2 J20 VCCIB2 K19 VCCIB2 K20 VCCIB2 L19 VCCIB2 M19 VCCIB2 N19 VCCIB3 P19 VCCIB3 R19 VCCIB3 T19 VCCIB3 U19 VCCIB3 U20 VCCIB3 V19 VCCIB3 V20 VCCIB3 W20 VCCIB4 W14 VCCIB4 W15 VCCIB4 W16 VCCIB4 W17 FG676 AX1000 Function Pin Number |