| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AX250 bảng dữ liệu(PDF) 140 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX250 bảng dữ liệu(HTML) 140 Page - Microsemi Corporation |
|
140 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 14 R e v i sio n 1 8 Bank 6 IO91NB6F6 L4 IO91PB6F6 M4 IO92NB6F6 L3 IO92PB6F6 M3 IO94NB6F6 P2 IO94PB6F6 N2 IO97NB6F6 J4 IO97PB6F6 K4 IO98NB6F6 N1 IO98PB6F6 P1 IO100NB6F6 L2 IO100PB6F6 M2 IO102NB6F6 L1 IO102PB6F6 M1 IO103NB6F6 J3 IO103PB6F6 K3 IO104NB6F6 J2 IO104PB6F6 K2 Bank 7 IO107NB7F7 J1 IO107PB7F7 K1 IO108NB7F7 G2 IO108PB7F7 H2 IO111NB7F7 G3 IO111PB7F7 H3 IO112NB7F7 E1 IO112PB7F7 F1 IO113NB7F7 G1 IO114NB7F7 E2 IO114PB7F7 F2 IO115NB7F7 G4 IO115PB7F7 H4 IO116NB7F7 C1 IO116PB7F7 D1 FG256 AX250 Function Pin Number IO117NB7F7 C2 IO117PB7F7 B1 IO118NB7F7 D2 IO118PB7F7 D3 IO119NB7F7 E3 IO119PB7F7 F3 Dedicated I/O VCCDA E4 GND A1 GND A16 GND B15 GND B2 GND D15 GND E12 GND E5 GND F11 GND F6 GND G10 GND G7 GND G8 GND G9 GND H10 GND H7 GND H8 GND H9 GND J10 GND J7 GND J8 GND J9 GND K10 GND K7 GND K8 GND K9 GND L11 GND L6 FG256 AX250 Function Pin Number GND M12 GND M5 GND P13 GND P3 GND R15 GND R2 GND T1 GND T16 GND/LP D4 PRA D8 PRB C8 PRC N9 PRD P9 TCK D5 TDI C6 TDO C4 TMS C3 TRST C5 VCCA D14 VCCA F10 VCCA F4 VCCA F7 VCCA F8 VCCA F9 VCCA G11 VCCA G6 VCCA H11 VCCA H6 VCCA J11 VCCA J6 VCCA K11 VCCA K6 VCCA L10 VCCA L7 VCCA L8 FG256 AX250 Function Pin Number |