công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F303VB bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F303VB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4F 32b MCUFPU, up to 256KB Flash48KB SRAM
PDF  133 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F303VB bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F303VB Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32F303VB Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 106 / 133 page
background image
Electrical characteristics
STM32F302xx/STM32F303xx
106/133
Doc ID 023353 Rev 5
Table 67.
Maximum ADC RAIN
Resolution
Sampling
cycle @
72 MHz
Sampling
time [ns] @
72 MHz
RAIN max (kΩ)
Fast
channels(1)
Slow
channels
Other
channels(2)
12 bits
1.5
20.83
0.018
NA
NA
2.5
34.72
0.150
NA
0.022
4.5
62.50
0.470
0.220
0.180
7.5
104.17
0.820
0.560
0.470
19.5
270.83
2.70
1.80
1.50
61.5
854.17
8.20
6.80
4.70
181.5
2520.83
22.0
18.0
15.0
601.5
8354.17
82.0
68.0
47.0
10 bits
1.5
20.83
0.082
NA
NA
2.5
34.72
0.270
0.082
0.100
4.5
62.50
0.560
0.390
0.330
7.5
104.17
1.20
0.82
0.68
19.5
270.83
3.30
2.70
2.20
61.5
854.17
10.0
8.2
6.8
181.5
2520.83
33.0
27.0
22.0
601.5
8354.17
100.0
82.0
68.0
8 bits
1.5
20.83
0.150
NA
0.039
2.5
34.72
0.390
0.180
0.180
4.5
62.50
0.820
0.560
0.470
7.5
104.17
1.50
1.20
1.00
19.5
270.83
3.90
3.30
2.70
61.5
854.17
12.00
12.00
8.20
181.5
2520.83
39.00
33.00
27.00
601.5
8354.17
100.00
100.00
82.00
6 bits
1.5
20.83
0.270
0.100
0.150
2.5
34.72
0.560
0.390
0.330
4.5
62.50
1.200
0.820
0.820
7.5
104.17
2.20
1.80
1.50
19.5
270.83
5.60
4.70
3.90
61.5
854.17
18.0
15.0
12.0
181.5
2520.83
56.0
47.0
39.0
601.5
8354.17
100.00
100.0
100.0
1.
All fast channels, expect channels on PA2, PA6, PB1, PB12.
2.
Channels available on PA2, PA6, PB1 and PB12.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More