| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F302VB bảng dữ liệu(PDF) 106 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F302VB bảng dữ liệu(HTML) 106 Page - STMicroelectronics |
|
106 / 133 page ![]() Electrical characteristics STM32F302xx/STM32F303xx 106/133 Doc ID 023353 Rev 5 Table 67. Maximum ADC RAIN Resolution Sampling cycle @ 72 MHz Sampling time [ns] @ 72 MHz RAIN max (kΩ) Fast channels(1) Slow channels Other channels(2) 12 bits 1.5 20.83 0.018 NA NA 2.5 34.72 0.150 NA 0.022 4.5 62.50 0.470 0.220 0.180 7.5 104.17 0.820 0.560 0.470 19.5 270.83 2.70 1.80 1.50 61.5 854.17 8.20 6.80 4.70 181.5 2520.83 22.0 18.0 15.0 601.5 8354.17 82.0 68.0 47.0 10 bits 1.5 20.83 0.082 NA NA 2.5 34.72 0.270 0.082 0.100 4.5 62.50 0.560 0.390 0.330 7.5 104.17 1.20 0.82 0.68 19.5 270.83 3.30 2.70 2.20 61.5 854.17 10.0 8.2 6.8 181.5 2520.83 33.0 27.0 22.0 601.5 8354.17 100.0 82.0 68.0 8 bits 1.5 20.83 0.150 NA 0.039 2.5 34.72 0.390 0.180 0.180 4.5 62.50 0.820 0.560 0.470 7.5 104.17 1.50 1.20 1.00 19.5 270.83 3.90 3.30 2.70 61.5 854.17 12.00 12.00 8.20 181.5 2520.83 39.00 33.00 27.00 601.5 8354.17 100.00 100.00 82.00 6 bits 1.5 20.83 0.270 0.100 0.150 2.5 34.72 0.560 0.390 0.330 4.5 62.50 1.200 0.820 0.820 7.5 104.17 2.20 1.80 1.50 19.5 270.83 5.60 4.70 3.90 61.5 854.17 18.0 15.0 12.0 181.5 2520.83 56.0 47.0 39.0 601.5 8354.17 100.00 100.0 100.0 1. All fast channels, expect channels on PA2, PA6, PB1, PB12. 2. Channels available on PA2, PA6, PB1 and PB12. |