công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMM15PE bảng dữ liệu(PDF) 126 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMM15PE
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMM15PE bảng dữ liệu(HTML) 126 Page - ITT Industries

Back Button DAMM15PE Datasheet HTML 122Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 123Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 124Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 125Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 126Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 127Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 128Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 129Page - ITT Industries DAMM15PE Datasheet HTML 130Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 126 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
125
D Subminiature
Filter D
D*JT Combo — High Power 90
°
Receptacle
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 223.
For P.C. hole patterns, see page 252.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (European),
see page 227.
Part Numbers
Filter
Capacitance
Through Hole
Clinch Nut
#4-40 UNC
Clinch Nut
M3
1000 pF
DAJT3W3S1-1A0N
DAJTE3W3S1-1A0N
DAJTX3W3S1-1A0N
1500 pF
DAJT3W3S6-1A0N
DAJTE3W3S6-1A0N
DAJTX3W3S6-1A0N
5000 pF
DAJT3W3S5-1AON
DAJTE3W3S5-1AON
DAJTX3W3S5-1AON
47000 pF
DAJT3W3S9-1A0N
DAJTE3W3S9-1A0N
DAJTX3W3S9-1A0N
Note: For performance class 1 add -A190. Example: DAJT3W3S9-1AON-A190
Part Numbers — Keyed Configuration
Filter
Capacitance
Through Hole
Clinch Nut
#4-40 UNC
Clinch Nut
M3
1000 pF
DAJT3WK3S1-1A0N
DAJTE3WK3S1-1A0N
DAJTX3WK3S1-1A0N
1500 pF
DAJT3WK3S6-1A0N
DAJTE3WK3S6-1A0N
DAJTX3WK3S6-1A0N
5000 pF
DAJT3WK3S5-1AON
DAJTE3WK3S5-1AON
DAJTX3WK3S5-1AON
47000pF
DAJT3WK3S9-1A0N
DAJTE3WK3S9-1A0N
DAJTX3WK3S9-1A0N
Note: For performance class 1 add -A190. Example: DAJT3WK3S9-1AON-A190
For electrical data, see page 107.
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,38 (.015)
L
±0,25 (.010)
DA
39,14 (1.541)
24,66 (.971)
33,32 (1.312)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
Engaging Face
Keyed Configuration
Engaging Face
A1
A3
E
C
A
B
D
10
°
Ø 3,05 (.120)
2,60 (.102)
A1
A3
E
C
A
B
D
10
°
Ø 3,05 (.120)
2,60 (.102)
L
W
F
12,30
(.484)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com