công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DDMM50PC bảng dữ liệu(PDF) 120 Page - ITT Industries

tên linh kiện DDMM50PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DDMM50PC bảng dữ liệu(HTML) 120 Page - ITT Industries

Back Button DDMM50PC Datasheet HTML 116Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 117Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 118Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 119Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 120Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 121Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 122Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 123Page - ITT Industries DDMM50PC Datasheet HTML 124Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 120 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
119
D Subminiature
Filter D
D*JK — 90
° PC Tails and Plastic Brackets — European Footprint 10,2 or 9,4 mm
Receptacle
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For P.C. hole patterns, see page 273.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (European),
see page 227.
For pushfit/boardlock configuration,
see page 225.
Filter Designator*
Filter Capacitance
1
330 pF
2
470 pF
3
680 pF
4
1000 pF
5
1500 pF
For electrical data, see page 106.
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,38 (.015)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,33 (.643)
24,99 (.984)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
24,66 (.971)
33,32 (1.312)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,38 (1.511)
47,04 (1.852)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DC
69,32 (2.729)
54,84 (2.159)
63,50 (2.500)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
Connector footprint measured from the front shell.
Connector footprint measured from the rear shell.
Part Numbers
Bushing with
Through Hole
Captive Nut
#4-40 UNC
Captive Nut
M3
Post
#4-40 UNC
Post
M3
DEJK9S*-1A5N
DEJK9S*-1AUN
DEJK9S*-1ATN
DEJK9S*-1A6N
DEJK9S*-1APN
DAJK15S*-1A5N
DAJK15S*-1AUN
DAJK15S*-1ATN
DAJK15S*-1A6N
DAJK15S*-1APN
DBJK25S*-1A5N
DBJK25S*-1AUN
DBJK25S*-1ATN
DBJK25S*-1A6N
DBJK25S*-1APN
DCJK37S*-1A5N
DCJK37S*-1AUN
DCJK37S*-1ATN
DCJK37S*-1A6N
DCJK37S*-1APN
* Insert filter designator. Example: DEJK9S4-1A5N (for 1000 pF filter capacitance)
Notes: For performance class 1 add -A190. Example: DEJK9S1-1A5N-A190
For pushfit/boardlocks add -146. Example: DEJK9S1-1A5N-A190-146
Engaging Face
A
C
B
D
E
1,00 (.039)
Ø 0,60 (.024)
10
°
8
1
15
9
BRACKET,
PLASTIC
3,70 (.146)
9,40 (.370)
2,54 (.100)
W
F
L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com