công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEMM9SD bảng dữ liệu(PDF) 161 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEMM9SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEMM9SD bảng dữ liệu(HTML) 161 Page - ITT Industries

Back Button DEMM9SD Datasheet HTML 157Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 158Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 159Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 160Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 161Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 162Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 163Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 164Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 165Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 161 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
160
D Subminiature
Military/High Reliability
40 A High Power Straight PCB (Size DD)
Part Numbers with Standoff #4-40 UNC
Shell Size
Layout
Part Number
Without Screw Locks
Without Boardlocks
Part Number
Without Screw Locks
With Boardlocks
Part Number
With Screw Locks
With Boardlocks
DD
24W7
DDMMV24H7PN
DDMMZ24H7PN
DDMMN24H7PN
DD
36W4
DDMMV36H4PN
DDMMZ36H4PN
DDMMN36H4PN
DD
43W2
DDMMV43H2PN
DDMMZ43H2PN
DDMMN43H2PN
DD
47W1
DDMMV47H1PN
DDMMZ47H1PN
DDMMN47H1PN
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,41 (.016)
L
±0,25 (.010)
DD
66,93 (2.635)
52,81 (2.079)
61,11 (2.406)
11,07 (.436)
15,37 (.605)
10,82 (.426)
6,84 (.269)
0,99 (.039)
Plug
Engaging Face
Screw lock, boardlock, and high power contact
removed for clarity
A
C
B
E
D
10
°
7,62
± 0,25
(.300
± .010)
Ø 0,76
(.030)
Ø 3,18
(.125)
6,50
± 0,25
(.256
± .010)
2,92
(.115)
BOARDLOCK
SCREW LOCK
#4-40 UNC
4,65
(.183)
4,52
(.178)
STANDOFF
#4-40 UNC
5,69
(.224)
2,84
(.112)
L
W
F
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 222.
For P.C. hole patterns, see page 256.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (Standard), see page 226.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com