công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DDMM50PD bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - ITT Industries

tên linh kiện DDMM50PD
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DDMM50PD bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - ITT Industries

Back Button DDMM50PD Datasheet HTML 107Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 108Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 109Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 110Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 111Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 112Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 113Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 114Page - ITT Industries DDMM50PD Datasheet HTML 115Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
110
D Subminiature
Filter D
D*JK — 90
° PC Tails — European Footprint 10,2 or 9,4 mm
Plug
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For P.C. hole patterns, see page 273.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware options (European),
see page 227.
Part Numbers
Shell Size
Layout
Through Hole
Clinch Nut
#4-40 UNC
Clinch Nut
M3
DE
9
DEJK9P*-1A0N
DEJKE9P*-1A0N
DEJKX9P*-1A0N
DA
15
DAJK15P*-1A0N
DAJKE15P*-1A0N
DAJKX15P*-1A0N
DB
25
DBJK25P*-1A0N
DBJKE25P*-1A0N
DBJKX25P*-1A0N
DC
37
DCJK37P*-1A0N
DCJKE37P*-1A0N
DCJKX37P*-1A0N
* Insert filter designator. Example: DEJK9P4-1A0N (For 1000 pF Filter Capacitance)
Modifier: For performance class 1 add -A190. Example: DEJK9P1-1A0N-A190
Filter Designator*
Filter Capacitance
1
330 pF
2
470 pF
3
680 pF
4
1000 pF
5
1500 pF
For electrical data, see page 106.
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,37 (.015)
W
±0,41 (.016)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,92 (.666)
24,99 (.984)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,69 (.264)
—
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
25,25 (.994)
33,32 (1.312)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,69 (.264)
—
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,96 (1.534)
47,04 (1.852)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
—
6,84 (.269)
0,99 (.039)
DC
69,32 (2.729)
55,42 (2.182)
63,50 (2.500)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
—
6,84 (.269)
0,99 (.039)
Connector footprint measured from the front shell.
Connector footprint measured from the rear shell.
Engaging Face
D
E
B
Ø 3,05 (.120)
A
10
°
15
9
8
1
C
Ø 0,60 (.024)
F
W
9,40
(.370)
2,54 (.100)
4,73 (.186)
L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com