công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F205RB bảng dữ liệu(PDF) 164 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F205RB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM
PDF  177 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F205RB bảng dữ liệu(HTML) 164 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F205RB Datasheet HTML 160Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 161Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 162Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32F205RB Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 164 / 177 page
background image
Application block diagrams
STM32F20xxx
164/177
Doc ID 15818 Rev 9
A.6
Ethernet interface solutions
Figure 96.
MII mode using a 25 MHz crystal
1.
fHCLK must be greater than 25 MHz.
2.
Pulse per second when using IEEE1588 PTP optional signal.
Figure 97.
RMII with a 50 MHz oscillator
1.
fHCLK must be greater than 25 MHz.
MCU
Ethernet
MAC 10/100
Ethernet
PHY 10/100
PLL
HCLK
XT1
PHY_CLK 25 MHz
MII_RX_CLK
MII_RXD[3:0]
MII_RX_DV
MII_RX_ER
MII_TX_CLK
MII_TX_EN
MII_TXD[3:0]
MII_CRS
MII_COL
MDIO
MDC
HCLK(1)
PPS_OUT(2)
XTAL
25 MHz
STM32
OSC
TIM2
Timestamp
comparator
Timer
input
trigger
IEEE1588 PTP
MII
= 15 pins
MII + MDC
= 17 pins
MS19968V1
MCO1/MCO2
MCU
Ethernet
MAC 10/100
Ethernet
PHY 10/100
PLL
HCLK
XT1
50MHz
RMII_RXD[1:0]
RMII_CRX_DV
RMII_REF_CLK
RMII_TX_EN
RMII_TXD[1:0]
MDIO
MDC
HCLK(1)
STM32
OSC
50 MHz
TIM2
Timestamp
comparator
Timer
input
trigger
IEEE1588 PTP
RMII
= 7 pins
RMII + MDC
= 9 pins
MS19971V1
/2 or /20
synchronous
2.5 or 25 MHz
50 MHz
50 MHz
XTAL
OSC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com