| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC16F1526 bảng dữ liệu(PDF) 173 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1526 bảng dữ liệu(HTML) 173 Page - Microchip Technology |
|
173 / 354 page ![]() 2011 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41458A-page 173 PIC16(L)F1526/27 FIGURE 18-3: TIMER1/3/5 INCREMENTING EDGE FIGURE 18-4: TIMER1/3/5 GATE ENABLE MODE TXCKI = 1 when TMR1 Enabled TXCKI = 0 when TMR1 Enabled Note 1: Arrows indicate counter increments. 2: In Counter mode, a falling edge must be registered by the counter prior to the first incrementing rising edge of the clock. TMRxGE TxGPOL TxG_IN TxCKI TxGVAL Timer1/3/5 N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 |