công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8572CPXARLB bảng dữ liệu(PDF) 124 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8572CPXARLB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8572E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8572CPXARLB bảng dữ liệu(HTML) 124 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 120Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 121Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 122Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 123Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 124Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 125Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 126Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 127Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 128Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 124 / 140 page
background image
MPC8572E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 4
124
Freescale Semiconductor
Thermal
Vf = Voltage forward biased
VH = Diode voltage while IH is flowing
VL = Diode voltage while IL is flowing
IH = Larger diode bias current
IL = Smaller diode bias current
q = Charge of electron (1.6 x 10 –19 C)
n = Ideality factor (normally 1.0)
K = Boltzman’s constant (1.38 x 10–23 Joules/K)
T = Temperature (Kelvins)
The ratio of IH to IL is usually selected to be 10:1. The above simplifies to the following:
Solving for T, the equation becomes:
VH – VL = 1.986 × 10
–4 × nT
nT =
VH – VL
__________
1.986
× 10–4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com