công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8572CPXARLB bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8572CPXARLB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8572E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8572CPXARLB bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 99Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 100Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 101Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 102Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 103Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 104Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 105Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 106Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXARLB Datasheet HTML 107Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 140 page
background image
MPC8572E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 4
Freescale Semiconductor
103
Package Description
D1_MCKE[0:3]
Clock Enable
M8, L9, T9, N8
O
GVDD
11
D1_MCS[0:3]
Chip Select
AB9, AF10, AB11,
AE11
OGVDD
—
D1_MCK[0:5]
Clock
V7, E13, AH11, Y9,
F14, AG10
OGVDD
—
D1_MCK[0:5]
Clock Complements
Y10, E12, AH12, AA11,
F13, AG11
OGVDD
—
D1_MODT[0:3]
On Die Termination
AD10, AF12, AC10,
AE12
OGVDD
—
D1_MDIC[0:1]
Driver Impedance Calibration
E15, G14
I/O
GVDD
25
DDR SDRAM Memory Interface 2
D2_MDQ[0:63]
Data
A6, B7, C5, D5, A7, C8,
D8, D6, C4, A3, D3,
D2, B4, A4, B1, C1, E3,
E1, G2, G6, D1, E4,
G5, G3, J4, J2, P4, R5,
H3, H1, N5, N3, Y6, Y4,
AC3, AD2, V5, W5,
AB2, AB3, AD5, AE3,
AF6, AG7, AC4, AD4,
AF4, AF7, AH5, AJ1,
AL2, AM3, AH3, AH6,
AM1, AL3, AK5, AL5,
AJ7, AK7, AK4, AM4,
AL6, AM7
I/O
GVDD
—
D2_MECC[0:7]
Error Correcting Code
J5, H7, L7, N6, H4, H6,
M4, M5
I/O
GVDD
—
D2_MAPAR_ERR
Address Parity Error
N1
I
GVDD
—
D2_MAPAR_OUT
Address Parity Out
W2
O
GVDD
—
D2_MDM[0:8]
Data Mask
A5, B3, F4, J1, AA4,
AE5, AK1, AM5, K5
OGVDD
—
D2_MDQS[0:8]
Data Strobe
B6, C2, F5, L4, AB5,
AF3, AL1, AM6, L6
I/O
GVDD
—
D2_MDQS[0:8]
Data Strobe
C7, A2, F2, K3, AA5,
AE6, AK2, AJ6, K6
I/O
GVDD
—
D2_MA[0:15]
Address
W1, U4, U3, T1, T2, T3,
R1, R2, T5, R4, Y3, P1,
N2, AF1, M2, M1
OGVDD
—
D2_MBA[0:2]
Bank Select
Y1, W3, P3
O
GVDD
—
D2_MWE
Write Enable
AA2
O
GVDD
—
D2_MCAS
Column Address Strobe
AD1
O
GVDD
—
Table 75. MPC8572E Pinout Listing (continued)
Signal
Signal Name
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com