công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18LF4331T-E/ML bảng dữ liệu(PDF) 266 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18LF4331T-E/ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with nanoWatt Technology, High-Performance PWM and A/D
PDF  392 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18LF4331T-E/ML bảng dữ liệu(HTML) 266 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 262Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 263Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 264Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 265Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 266Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 267Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 268Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 269Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-E/ML Datasheet HTML 270Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 266 / 392 page
background image
PIC18F2331/2431/4331/4431
DS39616D-page 266
 2010 Microchip Technology Inc.
REGISTER 23-3:
CONFIG2H: CONFIGURATION REGISTER 2 HIGH (BYTE ADDRESS 300003h)
U-0
U-0
R/P-1
R/P-1
R/P-1
R/P-1
R/P-1
R/P-1
—
—WINEN
WDTPS3
WDTPS2
WDTPS1
WDTPS0
WDTEN
bit 7
bit 0
Legend:
R = Readable bit
P = Programmable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value when device is unprogrammed
U = Unchanged from programmed state
bit 7-6
Unimplemented:
Read as ‘0’
bit 5
WINEN:
Watchdog Timer Window Enable bit
1
= WDT window is disabled
0
= WDT window is enabled
bit 4-1
WDTPS<3:0>:
Watchdog Timer Postscale Select bits
1111
= 1:32,768
1110
= 1:16,384
1101
= 1:8,192
1100
= 1:4,096
1011
= 1:2,048
1010
= 1:1,024
1001
= 1:512
1000
= 1:256
0111
= 1:128
0110
= 1:64
0101
= 1:32
0100
= 1:16
0011
= 1:8
0010
= 1:4
0001
= 1:2
0000
= 1:1
bit 0
WDTEN:
Watchdog Timer Enable bit
1
= WDT is enabled
0
= WDT is disabled (control is placed on the SWDTEN bit)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com