công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F685-I/P bảng dữ liệu(PDF) 266 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F685-I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  306 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F685-I/P bảng dữ liệu(HTML) 266 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F685-I/P Datasheet HTML 262Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 263Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 264Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 265Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 266Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 267Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 268Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 269Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 270Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 266 / 306 page
background image
PIC16F631/677/685/687/689/690
DS41262E-page 264
© 2008 Microchip Technology Inc.
FIGURE 18-10:
IDD vs. VDD OVER FOSC (LFINTOSC MODE, 31 kHz)
FIGURE 18-11:
TYPICAL IDD vs. FOSC OVER VDD (HFINTOSC MODE)
LFINTOSC Mode, 31KHZ
Typical
Maximum
0
10
20
30
40
50
60
70
80
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst-case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
HFINTOSC
2.0V
3.0V
4.0V
5.0V
5.5V
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
125 kHz
250 kHz
500 kHz
1 MHz
2 MHz
4 MHz
8 MHz
FOSC
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst-case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com