| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST7713 bảng dữ liệu(PDF) 143 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7713 bảng dữ liệu(HTML) 143 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
143 / 159 page ![]() ST7713 Ver 1.6 2008-05 143 10.2.23 DCTRM1 (F5h): Driver Vender Control 1 F5H Driver Vender Control 1 Inst / Para D/CX WRX RDX D17-8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 (Code) DCTRM1 0 ↑ 1 - 1 1 1 1 0 1 0 1 (F5h) 1st Parameter 1 ↑ 1 - B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 - Description Driver Vender Control Command for optimization Refer to Applcation Note for the parameter setting(B7~B0) 10.2.24 DCTRM2 (F6h): Driver Vender Control 2 F6H Driver Vender Control 2 Inst / Para D/CX WRX RDX D17-8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 (Code) DCTRM2 0 ↑ 1 - 1 1 1 1 0 1 1 0 (F6h) 1st Parameter 1 ↑ 1 - B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 - Description Driver Vender Control Command for optimization Refer to Applcation Note for the parameter setting(B7~B0) |