công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6453MLFD bảng dữ liệu(PDF) 144 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6453MLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6453MLFD bảng dữ liệu(HTML) 144 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6453MLFD Datasheet HTML 139Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 140Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 141Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 142Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 143Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 144Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 145Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 146Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 147Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 144 / 147 page
background image
REJ03B0232-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 144 of 144
R32C/153 Group
Appendix 1. Package Dimensions
Appendix 1. Package Dimensions
Terminal cross section
b1
bp
1.0
0.125
0.20
1.25
1.25
0.08
0.20
0.145
0.09
0.27
0.22
0.17
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
20.1
20.0
19.9
D
20.1
20.0
19.9
E
1.4
A2
22.2
22.0
21.8
22.2
22.0
21.8
1.7
A
0.15
0.1
0.05
0.65
0.5
0.35
L
x
8°
0°
c
0.5
e
0.10
y
HD
HE
A1
bp
b1
c1
ZD
ZE
L1
P-LQFP144-20x20-0.50
1.2g
MASS[Typ.]
144P6Q-A / FP-144L / FP-144LV
PLQP0144KA-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
F
1
36
37
72
73
108
109
144
*1
*3
x
Index mark
y
D
HD
bp
ZD
Detail F
L
L1
2.
1.
DIMENSIONS "*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com