công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6453MLFD bảng dữ liệu(PDF) 128 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6453MLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6453MLFD bảng dữ liệu(HTML) 128 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6453MLFD Datasheet HTML 124Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 125Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 126Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 127Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 128Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 129Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 130Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 131Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 132Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 128 / 147 page
background image
REJ03B0232-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 128 of 144
R32C/153 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =5V
Timing requirements (VCC = 4.2 to 5.5 V, VSS =0V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.33
Serial Bus Interface
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
f(SSCK)
SSCKi frequency
4MHz
tc(SSCK)
SSCKi clock period
250
ns
tw(SSCKH)
SSCKi input high level pulse width
0.35 × tc(SSCK) 0.6 × tc(SSCK)
ns
tw(SSCKL)
SSCKi input low level pulse width
0.35 × tc(SSCK) 0.6 × tc(SSCK)
ns
tr(SSCK)
SSCKi input rising time
1µs
tf(SSCK)
SSCKi input falling time
1µs
tsu(SCS-SSCK)
SCSi input setup time
tc(BCLK) + 50
ns
th(SSCK-SCS)
SCSi input hold time
tc(BCLK) + 50
ns
tsu(SSI-SSCK)
SSI input setup time
80
ns
th(SSCK-SSI)
SSI input hold time
10
ns
tsu(SSO-SSCK)
SSO input setup time
80
ns
th(SSCK-SSO)
SSO input hold time
20
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com