công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6453MLFD bảng dữ liệu(PDF) 118 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6453MLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6453MLFD bảng dữ liệu(HTML) 118 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6453MLFD Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 116Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 117Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 118Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 119Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 120Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 121Page - Renesas Technology Corp R5F6453MLFD Datasheet HTML 122Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 118 / 147 page
background image
REJ03B0232-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 118 of 144
R32C/153 Group
5. Electrical Characteristics
Timing Requirements (VCC = 3.0 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Figure 5.5
Flash Memory CPU Rewrite Mode Timing
Table 5.15
Flash Memory CPU Rewrite Mode Timing
Symbol
Characteristics
Value
Unit
Min.
Max.
tcR
Read cycle time
200
ns
tsu(S-R)
Chip-select setup time for read
200
ns
th(R-S)
Chip-select hold time after read
0ns
tsu(A-R)
Address setup time for read
200
ns
th(R-A)
Address hold time after read
0ns
tw(R)
Read pulse width
100
ns
tcW
Write cycle time
200
ns
tsu(S-W)
Chip-select setup time for write
0ns
th(W-S)
Chip-select hold time after write
30
ns
tsu(A-W)
Address setup time for write
0ns
th(W-A)
Address hold time after write
30
ns
tw(W)
Write pulse width
50
ns
CS0
A23 to A0, BC0 to BC3
RD
t h(R-S)
Read cycle
t w(R)
t su(S-R)
t h(R-A)
t su(A-R)
Write cycle
CS0 to CS3
A23 to A0, BC0 to BC3
WR
t h(W-S)
t w(W)
t su(S-W)
t h(W-A)
t su(A-W)
t cW
t cR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com