công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATmega128L bảng dữ liệu(PDF) 311 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATmega128L
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 128K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  386 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATmega128L bảng dữ liệu(HTML) 311 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATmega128L Datasheet HTML 307Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 308Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 309Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 310Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 311Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 312Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 313Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 314Page - ATMEL Corporation ATmega128L Datasheet HTML 315Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 311 / 386 page
background image
311
2467S–AVR–07/09
ATmega128
5c. Load Address Low Byte
0000011_bbbbbbbb
xxxxxxx_xxxxxxxx
5d. Read Data Byte
0110011_bbbbbbbb
0110010_00000000
0110011_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_oooooooo
6a. Enter Fuse Write
0100011_01000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
6b. Load Data Low Byte(6)
0010011_iiiiiiii
xxxxxxx_xxxxxxxx
(3)
6c. Write Fuse Extended byte
0111011_00000000
0111001_00000000
0111011_00000000
0111011_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
(1)
6d. Poll for Fuse Write complete
0110111_00000000
xxxxxox_xxxxxxxx
(2)
6e. Load Data Low Byte(7)
0010011_iiiiiiii
xxxxxxx_xxxxxxxx
(3)
6f. Write Fuse High byte
0110111_00000000
0110101_00000000
0110111_00000000
0110111_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
(1)
6g. Poll for Fuse Write complete
0110111_00000000
xxxxxox_xxxxxxxx
(2)
6h. Load Data Low Byte(7)
0010011_iiiiiiii
xxxxxxx_xxxxxxxx
(3)
6i. Write Fuse Low byte
0110011_00000000
0110001_00000000
0110011_00000000
0110011_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
(1)
6j. Poll for Fuse Write complete
0110011_00000000
xxxxxox_xxxxxxxx
(2)
7a. Enter Lock bit Write
0100011_00100000
xxxxxxx_xxxxxxxx
7b. Load Data Byte(9)
0010011_11iiiiii
xxxxxxx_xxxxxxxx
(4)
7c. Write Lock bits
0110011_00000000
0110001_00000000
0110011_00000000
0110011_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxxxxxxx
(1)
7d. Poll for Lock bit Write complete
0110011_00000000
xxxxxox_xxxxxxxx
(2)
8a. Enter Fuse/Lock bit Read
0100011_00000100
xxxxxxx_xxxxxxxx
8b. Read Extended Fuse Byte(6)
0111010_00000000
0111011_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_oooooooo
8c. Read Fuse High Byte(7)
0111110_00000000
0111111_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_oooooooo
8d. Read Fuse Low Byte(8)
0110010_00000000
0110011_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_oooooooo
8e. Read Lock bits(9)
0110110_00000000
0110111_00000000
xxxxxxx_xxxxxxxx
xxxxxxx_xxoooooo
(5)
Table 130. JTAG Programming Instruction (Continued)
Set (Continued) a = address high bits, b = address low bits, H = 0 - Low byte, 1 - High Byte, o = data out, i = data in, x = don’t care
Instruction
TDI sequence
TDO sequence
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com