công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 168 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 168 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 164Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 165Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 166Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 167Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 168Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 169Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 170Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 171Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 172Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 168 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 134 of 544
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
PD7PIN
Undefined* R
6
PD6PIN
Undefined* R
5
PD5PIN
Undefined* R
4
PD4PIN
Undefined* R
3
PD3PIN
Undefined* R
2
PD2PIN
Undefined* R
1
PD1PIN
Undefined* R
0
PD0PIN
Undefined* R
PDPIN indicates the port D state. PDPIN has the same
address as PDDDR. If a write is performed, the port D
settings will change.
Note:
*
The initial value is determined according to the PD7 to PD0 pin states.
7.12.4
Port C and Port D Nch-OD Control Register (PCNOCR, PDNOCR)
PCNOCR and PDNOCR specify the output driver type for pins on ports C and D which are
configured as outputs on a bit-by-bit basis.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
PC7NOCR 0
R/W
6
PC6NOCR 0
R/W
5
PC5NOCR 0
R/W
4
PC4NOCR 0
R/W
3
PC3NOCR 0
R/W
2
PC2NOCR 0
R/W
1
PC1NOCR 0
R/W
0
PC0NOCR 0
R/W
0: CMOS (p-channel driver enabled)
1: N-channel open drain (p-channel driver disabled
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
PD7NOCR 0
R/W
6
PD6NOCR 0
R/W
5
PD5NOCR 0
R/W
4
PD4NOCR 0
R/W
3
PD3NOCR 0
R/W
2
PD2NOCR 0
R/W
1
PD1NOCR 0
R/W
0
PD0NOCR 0
R/W
0: CMOS (p-channel driver enabled)
1: N-channel open drain (p-channel driver disabled)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com