công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2111B bảng dữ liệu(PDF) 494 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2111B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  582 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2111B bảng dữ liệu(HTML) 494 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2111B Datasheet HTML 490Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 491Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 492Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 493Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 494Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 495Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 496Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 497Page - Renesas Technology Corp H8S/2111B Datasheet HTML 498Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 494 / 582 page
background image
Rev. 1.00, 05/04, page 460 of 544
19.5
Subclock Input Circuit
The subclock input circuit controls subclock input from the EXCL pin. To use the subclock, a
32.768-kHz external clock should be input from the EXCL pin. At this time, the P96DDR bit in
P9DDR should be cleared to 0, and the EXCLE bit in LPWRCR should be set to 1.
Subclock input conditions are shown in table 19.5. When the subclock is not used, subclock input
should not be enabled.
Table 19.5
Subclock Input Conditions
Vcc = 3.0 to 3.6 V
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Measurement
Condition
Subclock input pulse width
low level
t
EXCLL
—
15.26
—
µs
Subclock input pulse width
high level
t
EXCLH
—
15.26
—
µs
Subclock input rising time
t
EXCLr
—
—
10
ns
Subclock input falling time
t
EXCLf
—
—
10
ns
Figure 19.7
tEXCLH
tEXCLL
tEXCLr
tEXCLf
VCC × 0.5
EXCL
Figure 19.7 Subclock Input Timing
19.6
Waveform Forming Circuit
To remove noise from the subclock input at the EXCL pin, the subclock is sampled by a divided
φ
clock. The sampling frequency is set by the NESEL bit in LPWRCR.
The subclock is not sampled in subactive mode, subsleep mode, or watch mode.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com