| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8/3021 bảng dữ liệu(PDF) 180 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8/3021 bảng dữ liệu(HTML) 180 Page - Renesas Technology Corp |
|
180 / 712 page ![]() 7. I/O Ports Rev.2.00 Mar. 22, 2007 Page 156 of 684 REJ09B0352-0200 Mode 7: Input or output can be selected separately for each pin in port 6. A pin becomes an output pin if the corresponding P6DDR bit is set to 1, and an input pin if this bit is cleared to 0. Figure 7.18 shows the pin functions in mode 7. Port 6 P6 P6 P6 P6 5 4 3 0 (input/output) (input/output) (input/output) (input/output) Figure 7.18 Pin Functions in Mode 7 (Port 6) |