công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 976 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 976 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 972Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 973Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 974Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 975Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 976Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 977Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 978Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 979Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 980Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 976 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 950 of 962
REJ09B0465-0100
SSCK (Input)
CPOS = 0
SCS (Input)
SSCK (Input)
CPOS = 1
SSO (Input)
SSI (Output)
t
LEAD
t
FALL
t
RISE
t
SUCYC
t
LAG
t
OD
t
SU
t
SA
t
LO
t
HI
t
HI
t
LO
t
OD
t
H
V
IH or VOH
V
IH or VOH
Figure 28.12 SSU Input/Output Timing
(Four-Line Bus Communication Mode, Slave, CPHS = 0)
Vdet0
Sampling time
*
External power supply VCC
Note: * When a digital filter is used on LVD, the voltage must be at or above 1.8 V over the sampling period.
Internal reset signal
("L" enabled)
Vdet0
Vpor
× 128
1
φloco
trth
trth
1.8V
× 32
1
φloco
Figure 28.13 Timing of Power-On Reset



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com