công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 916 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 916 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 912Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 913Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 914Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 915Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 916Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 917Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 918Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 919Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 920Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 916 / 992 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 890 of 962
REJ09B0465-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data Bus
Width
Number of
Access
States
I
2C bus mode register
ICMR
8
2
SS mode register
SSMR
8
H'FF05CA
IIC2/SSU
8
2
I
2C bus interrupt enable register
ICIER
8
2
SS enable register
SSER
8
H'FF05CB
IIC2/SSU
8
2
I
2C bus status register
ICSR
8
2
SS status register
SSSR
8
H'FF05CC
IIC2/SSU
8
2
Slave address register
SAR
8
2
SS mode register 2
SSMR2
8
H'FF05CD
IIC2/SSU
8
2
I
2C bus transmit data register
ICDRT
8
2
SS transmit data register
SSTDR
8
H'FF05CE
IIC2/SSU
8
2
I
2C bus receive data register
ICDRR
8
2
SS receive data register
SSRDR
8
H'FF05CF
IIC2/SSU
8
2
D/A data register 0
DADR0
8
H'FF05D4
D/A
converter
8
2
D/A data register 1
DADR1
8
H'FF05D5
D/A
converter
8
2
D/A control register
DACR
8
H'FF05D6
D/A
converter
8
2
IrDA control register
IrCR
8
H'FF05DE
SCI3_2
8
2
A/D data register 0
ADDR0
16
H'FF05E0
A/D
converter
(unit 1)
16
2
Compare data register
CMPR
8
H'FF05E0
A/D
converter
(unit 1)
16*
3
2
A/D data register 1
ADDR1
16
H'FF05E2
A/D
converter
(unit 1)
16
2
Compare control status register
CMPCSR
8
H'FF05E2
A/D
converter
(unit 1)
16*
3
2
A/D data register 2
ADDR2
16
H'FF05E4
A/D
converter
(unit 1)
16
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com