công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 798 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 798 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 796Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 797Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 798Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 799Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 800Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 801Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 802Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 798 / 992 page
background image
Section 22 Synchronous Serial Communication Unit (SSU)
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 772 of 962
REJ09B0465-0100
• SOL bit (serial data output level setting)
Although the value in the last bit of transmit data is retained in the serial data output after the
end of transmission, the output level of serial data can be changed by manipulating this bit
before or after transmission.
• SOLP bit (SOL write protect)
When output level of serial data is changed, the MOV instruction is used to set the SOL bit to
1 and clear this bit to 0 or to clear the SOL bit and this bit to 0.
• SRES bit (software reset)
When this bit is set to 1, the SSU internal sequencer is forcibly reset. The register value in the
SSU is retained.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com