công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 671 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 671 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 667Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 668Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 669Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 670Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 671Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 672Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 673Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 674Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 675Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 671 / 992 page
background image
Section 18 Timer RG
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 645 of 962
REJ09B0465-0100
(c)
Output compare output timing
A compare match signal is generated in the final state in which TRGCNT and GR match (the point
at which the count value matched by TRGCNT is updated). When a compare match signal is
generated, the output value set in TRGIOR is output at the output compare output pin (TGIOA,
TGIOB). After a match between TRGCNT and GR, the compare match signal is not generated
until the TRGCNT input clock is generated.
Figure 18.5 shows output compare output timing.
GRA , GRB
TRGCNT
TRGCNT
input clock
N
N
N + 1
Compare
match signal
TGIOA, TGIOB
φ
Figure 18.5 Output Compare Output Timing
(2) Input Capture Function
The TRGCNT value can be transferred to GR on detection of the input-capture/output-compare
pin (TGIOA, TGIOB) input edge. Rising edge, falling edge, or both edges can be selected as the
detection edge. The pulse width and cycle period can be measured using the input capture
function.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com