công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 661 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 661 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 661Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 662Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 663Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 664Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 665Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 661 / 992 page
background image
Section 18 Timer RG
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 635 of 962
REJ09B0465-0100
Bit
Symbol
Bit Name
Description
R/W
3
BUFA
BRA function
select
0: BRA does not function as the GRA buffer register.
1: BRA functions as the GRA buffer.
R/W
2
IOA2
GRA function
select
0: GRA is used as a compare match register.
1: GRA is used as an input capture register.
R/W
1, 0
IOA[1:0]
GRA I/O
function select
When IOA2 = 0,
00: Disables pin output at a compare match.
01: Outputs 0 to the TGIOA pin at a GRA compare
match.
10: Outputs 1 to the TGIOA pin at a GRA compare
match.
11: Toggles the output to the TGIOA pin at a GRA
compare match.
When IOA2 = 1,
00: Input capture to GRA at the rising edge of the
TGIOA pin.
01: Input capture to GRA at the falling edge of the
TGIOA pin.
1X: Input capture to GRA at the rising and falling
edges of the TGIOA pin.
R/W
[Legend]
X:
Don't care.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com