công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2456R bảng dữ liệu(PDF) 662 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2456R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2456R bảng dữ liệu(HTML) 662 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2456R Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 659Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 660Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 661Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 662Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 663Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 664Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 665Page - Renesas Technology Corp H8S/2456R Datasheet HTML 666Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 662 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 632 of 1342
REJ09B0467-0100
SSI pin settings
SSUMS
0
0
1
BIDE
0
1
0
MSS
0
1
0
1
0
1
TE
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
RE
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Pin
state
Output Output Input
Input
Input
Input Input
Input
Legend:
: Pin is not used by the SSU (can be used as I/O port)
• PF2/CS6/LCAS/SSI0-C (H8S/2454 Group)
The pin function is switched as shown below according to the combination of the operating
mode, bit EXPE, bits MSS and BIDE in SSCRH, bit SSUMS in SSCRL, and bits TE and RE
in SSER of SSU, bits RMTS2 to RMTS0 in DRAMCR of the bus controller, bit CS6E in
PFCR0, bits SSI0S1 and SSI0S0 in PFCR5, bits ABW5 to ABW2 in ABWCR, and bit
PF2DDR.
• Modes 1, 2, 4, and 7 (EXPE = 1)
Areas 2 to 5
Any DRAM/
synchronous DRAM
space area is 16-bit
bus space
All DRAM/synchronous DRAM space areas are
8-bit bus space, or areas 2 to 5 are all normal space
CS6E
0
1
SSU settings
Can be used as
I/O port
Input
state
Output
state
PF2DDR
0
1
0
0
1
Pin function
LCAS output
PF2
input
PF2
output
SSI0-C
input*
1
SSI0-C
output*
2
PF2
input
CS6
output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com