công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1151 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1151 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1147Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1148Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1149Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1150Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1151Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1152Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1153Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1154Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1155Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1151 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1103 of 1198
REJ09B0403-0200
Register
Abbreviation
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
TCNT_X
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
TCORA_X
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
TCORB_X
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
TCR_Y
CMIEB
CMIEA
OVIE
CKS2
CKS1
CKS0
TCSR_Y
CMFB
CMFA
OVF
TCORA_Y
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
TCORB_Y
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
TCNT_Y
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
TCONRS
TMRX/Y
TMR_X,Y
Notes: The registers related to USB are supported only by the H8S/2472 Group.
The registers related to PECI are supported only by the H8S/2472 Group and the H8S/2462
Group
1. When TWRE = 1 or SELSTR3 = 0
2. When TWRE = 0 and SELSTR3 = 1
3. Some Bits have different names in normal mode and smart card interface mode. The
Bit name in smart card interface mode is enclosed in parentheses.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com