công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1140 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1140 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1136Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1137Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1138Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1139Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1140Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1141Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1142Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1143Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1144Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1140 / 1250 page
background image
Section 29 List of Registers
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1092 of 1198
REJ09B0403-0200
Register
Abbreviation
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
CTLR
RWUPS
RSME
ASCE
USB
EPIR
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
TRNTREG0
PTSTE
SUSPEND
txenl
Txse0
Txdata
TRNTREG1
xver_data
dpls
dmns
FRBR
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FTHR
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FDLL
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FIER
EDSSI
ELSI
ETBEI
ERBFI
FDLH
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FIIR
FIFOE1
FIFOE0
INTID2
INTID1
INTID0
INTPEND
FFCR
RCVRTRIG1
RCVRTRIG0
DMAMODE
XMITFRST
RCVRFRST
FIFOE
FLCR
DLAB
BREAK
STICKPARITY
EPS
PEN
STOP
CLS1
CLS0
FMCR
LOOPBACK
OUT2
OUT1
RTS
DTR
FLSR
RXFIFOERR
TEMT
THRE
BI
FE
PE
OE
DR
FMSR
DCD
RI
DSR
CTS
DDCD
TERI
DDSR
DCTS
FSCR
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
SCIF
SCIFCR
SCIFOE1
SCIFOE0
OUT2LOOP
CKSEL1
CKSEL0
SCIFRST
REGRST
SSCRH
MSS
BIDE
SOL
SOLP
SCKS
CSS1
CSS0
SSU
SSCRL
SSUMS
SRES
DATS1
DATS0
SSMR
MLS
CPOS
CPHS
CKS2
CKS1
CKS0
SSER
TE
RE
TEIE
TIE
RIE
CEIE
SSSR
ORER
TEND
TDRE
RDRF
CE
SSCR2
SDOS
SSCKOS
SCSOS
TENDSTS
SCSATS
SSODTS
SSTDR0
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
SSTDR1
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
SSTDR2
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
SSTDR3
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
SSRDR0
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com