công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 167 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 167 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 163Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 164Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 165Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 166Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 167Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 168Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 169Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 170Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 171Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 167 / 1024 page
background image
Section 7 I/O Ports
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 141 of 994
REJ09B0452-0100
Function
Port
Description
Bit I/O
Input
Output
Input Pull-
up MOS
Function
LED Drive
Capability
(5 mA Sink
Current)
On-Chip
Noise
Canceler
7
PG7/ExSCLB
ExIRQ15
6
PG6/ExSDAB
ExIRQ14
5
PG5/ExSCLA
ExIRQ13
4
PG4/ExSDAA
ExIRQ12
3
PG3/SCL2
ExIRQ11
2
PG2/SDA2
ExIRQ10
1
PG1
TMIY1/
TDPCKI1/TDPMCI1/
ExIRQ9
Port G General I/O
port also
functioning as
interrupt and
TDP inputs,
TMR_X and
TMR_Y
inputs, and
IIC0 to IIC2
inputs/outputs
0
PG0
TMIX/TDPCYI1
ExIRQ8
O
5
PH5
4
PH4
3
PH3
2
PH2
CIRI
1
PH1
TDPCKI2/
TDPMCI1/
ExIRQ7
Port H General I/O
port also
functioning as
interrupt and
TDP and CIR
inputs
0
PH0
TDPCYI2/
ExIRQ6
O
7
PI7
*2
6
PI6
*2
5
PI5
*2
4
PI4
*2
3
PI3
*2
2
PI2
*2
1
PI1
*2
Port I
General I/O
port
0
PI0
*2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com