công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 1002 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 1002 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 998Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 999Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1000Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1001Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1002Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1003Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1004Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1005Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 1006Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1002 / 1024 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 976 of 994
REJ09B0452-0100
Table 28.10 LPC Timing
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6V, VSS = 0 V, φ = 8 MHz to maximum operating frequency,
Ta = –20 to +75
°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
Input clock cycle
t
Lcyc
30
Input clock pulse width (H)
t
LCKH
11
Input clock pulse width (L)
t
LCKL
11
Transmit signal delay time
t
TXD
2
11
Transmit signal floating delay
time
t
OFF
28
Receive signal setup time
t
RXS
7
Receive signal hold time
t
RXH
0
ns
Figure
28.25
LCLK
LAD3 to LAD0,
SERIRQ,
CLKRUN
(transmit signal)
LAD3 to LAD0,
SERIRQ,
CLKRUN,
LFRAME
(receive signal)
tTXD
tRXH
tRXS
tOFF
LAD3 to LAD0,
SERIRQ,
CLKRUN
(transmit signal)
tLcyc
tLCKH
LCLK
tLCKL
Figure 28.25 LPC Interface Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com