công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 909 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 909 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 905Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 906Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 907Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 908Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 909Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 910Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 911Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 912Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 913Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 909 / 1024 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 883 of 994
REJ09B0452-0100
Register
Abbreviation
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
FRBR
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FTHR
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FDLL
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FIER
EDSSI
ELSI
ETBEI
ERBFI
FDLH
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
FIIR
FIFOE1
FIFOE0
INTID2
INTID1
INTID0
INTPEND
FFCR
RCVRTRIG1 RCVRTRIG0
DMAMODE
XMITFRST
RCVRFRST
FIFOE
FLCR
DLAB
BREAK
STICKPARITY
EPS
PEN
STOP
CLS1
CLS0
FMCR
LOOPBACK
OUT2
OUT1
RTS
DTR
FLSR
RXFIFOERR
TEMT
THRE
BI
FE
PE
OE
DR
FMSR
DCD
RI
DSR
CTS
DDCD
TERI
DDSR
DCTS
FSCR
bit 7
bit 6
bit 5
bit 4
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
SCIFCR
SCIFOE1
SCIFOE0
OUT2LOOP
CKSEL1
CKSEL0
SCIFRST
REGRST
SCIF
FSIHBARH
bit31
bit30
bit29
bit28
bit27
bit26
bit25
bit24
FSIHBARL
bit23
bit22
bit21
bit20
bit19
bit18
bit17
bit16
FSISR
FSIMS1
FSIMS0
CMDHBARH
bit31
bit30
bit29
bit28
bit27
bit26
bit25
bit24
CMDHBARL
bit23
bit22
bit21
bit20
bit19
bit18
bit17
bit16
FSICMDR
bit7
bt6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSILSTR1
CMDBUSY FSICMDI
FSIDMYE
FSIWBUS
YFSIWI
LFBUSY
FSILSTR2
FSIDWBUSY
FSIDRBUSY
SIZE2
SIZE1
SIZE0
FSIGPR1
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR2
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR3
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR4
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR5
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR6
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR7
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR8
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPR9
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPRA
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSIGPRB
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
FSI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com