công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 684 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 684 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 680Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 681Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 682Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 683Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 684Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 685Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 686Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 687Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 688Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 684 / 1024 page
background image
Section 20 LPC Interface (LPC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 658 of 994
REJ09B0452-0100
20.3.18
SCIF Address Register (SCIFADRH, SCIFADRL)
SCIFADR sets the host addresses of the SCIF. Do not change the contents of SCIFADR during
operation of the SCIF (i.e. while SCIFE is set to 1).
• SCIFADRH
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave Host
Description
7
0
R/W
6
0
R/W
5
0
R/W
4
0
R/W
3
0
R/W
2
0
R/W
1
1
R/W
0
1
R/W
SCIF Addresses 15 to 8
These bits set the host addresses of the SCIF.
• SCIFADRL
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave Host
Description
7
1
R/W
6
1
R/W
5
1
R/W
4
1
R/W
3
1
R/W
2
0
R/W
1
0
R/W
0
0
R/W
SCIF Addresses 7 to 0
These bits set the host addresses of the SCIF.
Note:
When the SCIF is in use, set different addresses in the SCIFADR for channels 1, 2, 3,
and 4.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com