công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 633 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 633 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 629Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 630Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 631Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 632Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 633Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 634Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 635Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 636Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 637Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 633 / 1024 page
background image
Section 19 Keyboard Buffer Control Unit (PS2)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 607 of 994
REJ09B0452-0100
19.4.7
Receive Timing
Figure 19.12 shows the receive timing.
N + 1
N + 2
N
KCLK (pin)
KD (pin)
Internal
KCLK (KCLKI)
Falling edge
signal
RXCR3 to
RXCR0
Internal KD
(KDI)
KBBR7 to
KBBR0
φ*
Note: *
φ here indicates the clock signal frequency-divided by N for medium-speed mode.
Figure 19.12 Receive Counter and KBBR Data Load Timing
19.4.8
Operation during Data Reception
If the KBS bit in KBCRH is set to 1 with other keyboard buffer control units in reception*, the
KCLK is automatically pulled down. Figure 19.13 shows receive timing and the KCLK.
Note: * Period from the first falling edge of KCLK to completion of reception (KBF = 1).
KCLK
KCLK for
other PS/2
1289
10
0
1
7
Parity
Stop bit
Automatic I/O inhibit
Start bit
11
KD
KBF
Figure 19.13 Receive Timing and KCLK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com