công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 873 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 873 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 869Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 870Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 871Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 872Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 873Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 874Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 875Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 876Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 877Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 873 / 894 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 849 of 866
REJ09B0451-0100
Test voltage: 0.4Vcc
50 pF
Figure 26.23 Test Conditions for Tester
Table 26.11 JTAG Timing
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 8 MHz to maximum operating frequency
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
ETCK clock cycle time
t
TCKcyc
40
*
125
*
ETCK clock high pulse width
t
TCKH
12
ETCK clock low pulse width
t
TCKL
12
ETCK clock rise time
t
TCKr
5
ETCK clock fall time
t
TCKf
5
ns
Figure 26.24
ETRST pulse width
t
TRSTW
20
Reset hold transition pulse width
t
RSTHW
3
t
cyc
Figure 26.25
ETMS setup time
t
TMSS
20
ETMS hold time
t
TMSH
20
ETDI setup time
t
TDIS
20
ETDI hold time
t
TDIH
20
ETDO data delay time
t
TDOD
20
ns
Figure 26.26
Note:
*
When t
cyc ≤ tTCKcyc
ETCK
tTCKH
tTCKf
tTCKcyc
tTCKL
tTCKr
Figure 26.24 JTAG ETCK Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com