công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 496 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 496 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 492Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 493Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 494Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 495Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 496Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 497Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 498Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 499Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 500Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 496 / 894 page
background image
Section 16 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 472 of 866
REJ09B0451-0100
16.3.3
Second Slave Address Register (SARX)
SARX sets the second slave address and selects the communication format. If the LSI is in slave
mode with the I
2C bus format selected, when the FSX bit is set to 0 and the upper 7 bits of SARX
match the upper 7 bits of the first frame received after a start condition, the LSI operates as the
slave device specified by the master device. SARX can be accessed only when the ICE bit in
ICCR is cleared to 0.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
6
5
4
3
2
1
SVAX6
SVAX5
SVAX4
SVAX3
SVAX2
SVAX1
SVAX0
0
0
0
0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Second Slave Address 6 to 0
Set the second slave address.
0
FSX
1
R/W
Format Select X
Selects the communication format together with the FS
bit in SAR. See table 16.3.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com