| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST92F120JR1T bảng dữ liệu(PDF) 193 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST92F120JR1T bảng dữ liệu(HTML) 193 Page - STMicroelectronics |
|
193 / 320 page ![]() 193/320 SERIAL COMMUNICATIONS INTERFACE (SCI) SERIAL COMMUNICATIONS INTERFACE (Cont’d) Table 37. SCI Baud Rate Generator Divider Values Example 1 Table 38. SCI Baud Rate Generator Divider Values Example 2 INTCLK: 19660.800 KHz Baud Rate Clock Factor Desired Freq (kHz) Divisor Actual Baud Rate Actual Freq (kHz) Deviation Dec Hex 50.00 16 X 0.80000 24576 6000 50.00 0.80000 0.0000% 75.00 16 X 1.20000 16384 4000 75.00 1.20000 0.0000% 110.00 16 X 1.76000 11170 2BA2 110.01 1.76014 -0.00081% 300.00 16 X 4.80000 4096 1000 300.00 4.80000 0.0000% 600.00 16 X 9.60000 2048 800 600.00 9.60000 0.0000% 1200.00 16 X 19.20000 1024 400 1200.00 19.20000 0.0000% 2400.00 16 X 38.40000 512 200 2400.00 38.40000 0.0000% 4800.00 16 X 76.80000 256 100 4800.00 76.80000 0.0000% 9600.00 16 X 153.60000 128 80 9600.00 153.60000 0.0000% 19200.00 16 X 307.20000 64 40 19200.00 307.20000 0.0000% 38400.00 16 X 614.40000 32 20 38400.00 614.40000 0.0000% 76800.00 16 X 1228.80000 16 10 76800.00 1228.80000 0.0000% INTCLK: 24576 KHz Baud Rate Clock Factor Desired Freq (kHz) Divisor Actual Baud Rate Actual Freq (kHz) Deviation Dec Hex 50.00 16 X 0.80000 30720 7800 50.00 0.80000 0.0000% 75.00 16 X 1.20000 20480 5000 75.00 1.20000 0.0000% 110.00 16 X 1.76000 13963 383B 110.01 1.76014 -0.00046% 300.00 16 X 4.80000 5120 1400 300.00 4.80000 0.0000% 600.00 16 X 9.60000 2560 A00 600.00 9.60000 0.0000% 1200.00 16 X 19.20000 1280 500 1200.00 19.20000 0.0000% 2400.00 16 X 38.40000 640 280 2400.00 38.40000 0.0000% 4800.00 16 X 76.80000 320 140 4800.00 76.80000 0.0000% 9600.00 16 X 153.60000 160 A0 9600.00 153.60000 0.0000% 19200.00 16 X 307.20000 80 50 19200.00 307.20000 0.0000% 38400.00 16 X 614.40000 40 28 38400.00 614.40000 0.0000% 76800.00 16 X 1228.80000 20 14 76800.00 1228.80000 0.0000% 9 |