công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD813F1V bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD813F1V
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash In-System Programmable ISP Peripherals For 8-bit MCUs
PDF  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD813F1V bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - STMicroelectronics

Back Button PSD813F1V Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics PSD813F1V Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 120 page
background image
PSD813F1-A
Preliminary
98
-15
-20
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Min
Max
Unit
tLVDV
ALE Access Time from
Power Down
150
200
ns
Maximum Delay from APD Enable
tCLWH
to Internal PDN Valid Signal
Using CLKIN Input
15 * tCLCL (Note 1)
µs
Power Down Timing (3.0 V to 3.6 V Versions)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tNLNH
Warm RESET Active Low Time (Note 1)
300
ns
tOPR
RESET High to Operational Device
300
ns
tNLNH-PO
Power On Reset Active Low Time
1ms
(Note 2)
Reset Timing (3.0 V to 3.6 V Versions)
NOTE: 1. tCLCL is the CLKIN clock period.
Microcontroller Interface – PSD813F1V AC/DC Parameters
(3.0 V to 3.6 V Versions)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tBVBH
Vstby Detection to Vstbyon Output
High
2.0
µs
tBXBL
Vstby Off Detection to Vstbyon
Output Low
2.0
µs
Vstbyon Timing (3.0 V to 3.6 V Versions)
NOTE: 1. RESET will not reset Flash or EEPROM programming/erase cycles.
2. tNLNH-PO is 10 ms for devices manufactured before the rev. A.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com