công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7KA8M2ADECHC bảng dữ liệu(PDF) 220 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7KA8M2ADECHC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2ADECHC bảng dữ liệu(HTML) 220 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 216Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 217Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 218Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 219Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 220Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 221Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 222Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 223Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 224Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 220 / 295 page
background image
PDM_CLKn
(Output)
tSU
PDM_DATAn
(Input)
tH
Figure 2.122
Receive Timing (Synchronized with the fall of PDM_CLKn)
2.4
USB Characteristics
2.4.1
USBFS Timing
Table 2.85
USBFS low-speed characteristics for host only (USB_DP and USB_DM pin characteristics)
Conditions: VCC = VCC_USB = 3.0 to 3.6 V, USBCLK = 48 MHz
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
Input
characteristics
Input high voltage
VIH
2.0
—
—
V
—
Input low voltage
VIL
—
—
0.8
V
—
Differential input sensitivity
VDI
0.2
—
—
V
| USB_DP - USB_DM |
Differential common-mode range
VCM
0.8
—
2.5
V
—
Output
characteristics
Output high voltage
VOH
2.8
—
3.6
V
IOH = –200 µA
Output low voltage
VOL
0.0
—
0.3
V
IOL = 2 mA
Cross-over voltage
VCRS
1.3
—
2.0
V
Figure 2.123
Rise time
tLR
75
—
300
ns
Fall time
tLF
75
—
300
ns
Rise/fall time ratio
tLR / tLF
80
—
125
%
tLR/ tLF
Pull-up and
pull-down
characteristics
USB_DP and USB_DM pull-down
resistance in host controller mode
Rpd
14.25
—
24.80
kΩ
—
USB_DP,
USB_DM
tLF
tLR
90%
10%
10%
90%
VCRS
Figure 2.123
USB_DP and USB_DM output timing in low-speed mode
RA8M2 Datasheet
2. Electrical Characteristics
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 220 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com