công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7KA8M2ADECHC bảng dữ liệu(PDF) 162 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7KA8M2ADECHC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2ADECHC bảng dữ liệu(HTML) 162 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 158Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 159Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 160Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 161Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 162Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 163Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 164Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 165Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 166Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 162 / 295 page
background image
tDr, tDf
tSA
tOH
tLEAD
tTD
tLAG
tH
LSB OUT
(Last data)
DATA
MSB OUT
MSB IN
DATA
LSB IN
MSB IN
LSB OUT
tSU
tOD
tREL
MSB OUT
SSn
input
SCKn
CPOL = 1
input
SCKn
CPOL = 0
input
MISOn
output
MOSIn
input
Note:
n = 0 to 4, 9
Figure 2.73
SCI simple SPI mode timing for slave when CPHA = 1
Table 2.62
SCI timing (Simple IIC mode)
Conditions:
Middle drive output is selected in the Port Drive Capability bit in the PmnPFS register.
VCC/VCC2 : 1.62 V or above
If SCI pins are specified across the VCC I/O and VCC2 I/O, characteristics below is guaranteed only when VCC = VCC2.
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Note
Simple IIC
(Standard mode)
SCL, SDA input rise time
tSr
—
1000
ns
SCL, SDA input fall time
tSf
—
300
ns
SCL, SDA input spike pulse removal
time
tSP
0
4 × tTcyc
ns
Data input setup time
tSDAS
250
—
ns
Data input hold time
tSDAH
0
—
ns
SCL, SDA capacitive load
Cb*1
—
400
pF
Simple IIC (Fast
mode)
SCL, SDA input rise time
tSr
—
300
ns
SCL, SDA input fall time
tSf
—
300
ns
SCL, SDA input spike pulse removal
time
tSP
0
4 × tTcyc
ns
Data input setup time
tSDAS
100
—
ns
Data input hold time
tSDAH
0
—
ns
SCL, SDA capacitive load
Cb*1
—
400
pF
Note:
tTcyc: TCLK cycle.
Note 1. Cb indicates the total capacity of the bus line.
RA8M2 Datasheet
2. Electrical Characteristics
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 162 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com