công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM261...ZEJQ1 bảng dữ liệu(PDF) 212 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM261...ZEJQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM261x Sitara™ Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AM261...ZEJQ1 bảng dữ liệu(HTML) 212 Page - Texas Instruments

Back Button AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 208Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 209Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 210Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 211Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 212Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 213Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 214Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 215Page - Texas Instruments AM261...ZEJQ1 Datasheet HTML 216Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 212 / 218 page
background image
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
PACKAGE OUTLINE
4226964/B 01/2022
www.ti.com
NFBGA - 1.4 mm max height
PLASTIC BALL GRID ARRAY
ZEJ0256A
A
0.12 C
0.15
C A B
0.05
C
B
SYMM
SYMM
13.1
12.9
13.1
12.9
BALL A1 CORNER
1.4 MAX
0.45
0.35
C
SEATING PLANE
12 TYP
(0.5) TYP
(0.5) TYP
12
TYP
0.8 TYP
0.8 TYP
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
BALL TYP
1 2
3 4
5
6 7 8
9 10
12 13
11
14 15 16
R
T
256X Ø0.55
0.45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com