công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM261...ZCZ bảng dữ liệu(PDF) 217 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM261...ZCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM261x Sitara™ Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AM261...ZCZ bảng dữ liệu(HTML) 217 Page - Texas Instruments

Back Button AM261...ZCZ Datasheet HTML 210Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 211Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 212Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 213Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 214Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 215Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 216Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 217Page - Texas Instruments AM261...ZCZ Datasheet HTML 218Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 217 / 218 page
background image
NOTES: (continued)
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.
EXAMPLE STENCIL DESIGN
4226659/A 03/2021
www.ti.com
NFBGA - 1.4 mm max height
ZCZ0324A
PLASTIC BALL GRID ARRAY
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.150 mm THICK STENCIL
SCALE: 8X
SYMM
SYMM
(0.8) TYP
(0.8) TYP
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M
N
P
R
T
U
V
18
324X (Ø 0.4)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com