công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OTPS60FD bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - ABB

tên linh kiện OTPS60FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switch-disconnectors High performance, compact solution
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OTPS60FD bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - ABB

Back Button OTPS60FD Datasheet HTML 98Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 99Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 100Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 101Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 102Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 103Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 104Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 105Page - ABB OTPS60FD Datasheet HTML 106Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 192 page
background image
—
Manual switch-disconnectors OT160...4000
Dimensional drawings
100
3.94
126
4.96
25
0.98
13,5
0.53
40
1.57
6
0.24
99
3.90
159,4
6.28
232
9.13
223,2
8.79
176
6.93
103
4.05
42
1.65
3-pole: 472,5 / 18.60
4-pole: 598,5 / 23.56
126
4.961
73,5
2.89
308,5
12.15
237,5
9.35
127
5.00
167
6.57
129,5
5.10
3-pole: 432 / 17.01
4-pole: 558 / 21.97
28
1.10
15
0.59
85,2
3.35
OT2000...2500
Mechanism between the poles
3-pole: 432 / 17.01
4-pole: 558 / 21.97
129,5
5.10
6
0.24
25
0.98
13,5
0.53
40
1.57
232
9.13
223,2
8.79
176
6.93
15
0.59
28
1.10
42
1.65
103
4.05
100
3.94
126
4.96
126
4.96
99
3.90
159,4
6.28
73,5
2.89
3-pole: 472,5 / 18.60
4-pole 598.5 / 23.56
167
6.57
127
5.00
237,5
9.35
308,5
12.15
85,2
3.35
mm
in
OT2000...2500
Mechanism at the end of the switch
Main dimensions mm, inches
102
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
102
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com