công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7232AK2BC bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7232AK2BC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7232AK2BC bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7232AK2BC Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics ST7232AK2BC Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 157 page
background image
ST7232A
102/157
SERIAL COMMUNICATION INTERFACE (Cont’d)
Table 22. SCI Register Map and Reset Values
Address
(Hex.)
Register
Label
765
43210
0050h
SCISR
Reset Value
TDRE
1
TC
1
RDRF
0
IDLE
0
OR
0
NF
0
FE
0
PE
0
0051h
SCIDR
Reset Value
MSB
xxx
xxxx
LSB
x
0052h
SCIBRR
Reset Value
SCP1
0
SCP0
0
SCT2
0
SCT1
0
SCT0
0
SCR2
0
SCR1
0
SCR0
0
0053h
SCICR1
Reset Value
R8
x
T8
0
SCID
0
M
0
WAKE
0
PCE
0
PS
0
PIE
0
0054h
SCICR2
Reset Value
TIE
0
TCIE
0
RIE
0
ILIE
0
TE
0
RE
0
RWU
0
SBK
0
0055h
SCIERPR
Reset Value
MSB
0
0
0
0000
LSB
0
0057h
SCIPETPR
Reset Value
MSB
0
0
0
0000
LSB
0
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com