công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(PDF) 137 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H533CEU7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone® FPU, 375 DMIPS 250 MHz, 512-Kbyte flash, 272-Kbyte RAM, cryptography
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(HTML) 137 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H533CEU7 Datasheet HTML 133Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 134Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 135Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 136Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 137Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 138Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 139Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 137 / 231 page
background image
DS14539 Rev 1
137/231
STM32H533xx
Electrical characteristics
200
01
Fmax(2)(3) Maximum frequency
C = 50 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
40
MHz
C = 50 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
12
C = 40 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
45
C = 40 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
14
C = 30 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
50
C = 30 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
16
C = 20 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
55
C = 20 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
18
C = 10 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
60
C = 10 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
20
tr/tf(4)(5)
Output high to low level
fall time and output low
to high level rise time
C = 50 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
6.2
ns
C = 50 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
11.4
C = 40 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
5.7
C = 40 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
10.5
C = 30 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
5.1
C = 30 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
-
9.5
C = 20 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
4.5
C = 20 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
8.4
C = 10 pF, 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
3.7
C = 10 pF, 1.71 V ≤ VDD ≤ 2 V
7.0
Table 62. Output timing characteristics (HSLV OFF)(1) (continued)
Speed
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com