công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F031C6U6TR bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F031C6U6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM®-based 32-bit MCU with up to 32 Kbyte Flash, 9 timers, ADC and communication interfaces, 2.0 - 3.6 V
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F031C6U6TR bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32F031C6U6TR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 101 / 106 page
background image
DocID025743 Rev 6
101/106
STM32F031x4 STM32F031x6
Package information
102
Assuming the following application conditions:
Maximum ambient temperature TAmax = 100 °C (measured according to JESD51-2),
IDDmax = 20 mA, VDD = 3.5 V, maximum 20 I/Os used at the same time in output at low
level with IOL = 8 mA, VOL= 0.4 V
PINTmax = 20 mA × 3.5 V= 70 mW
PIOmax = 20 × 8 mA × 0.4 V = 64 mW
This gives: PINTmax = 70 mW and PIOmax = 64 mW:
PDmax = 70 + 64 = 134 mW
Thus: PDmax = 134 mW
Using the values obtained in Table 68 TJmax is calculated as follows:
–
For LQFP48, 55 °C/W
TJmax = 100 °C + (55 °C/W × 134 mW) = 100 °C + 7.37 °C = 107.37 °C
This is above the range of the suffix 6 version parts (–40 < TJ < 105 °C).
In this case, parts must be ordered at least with the temperature range suffix 7 (see
Section 8: Ordering information) unless we reduce the power dissipation in order to be able
to use suffix 6 parts.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com