| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA382BWS bảng dữ liệu(PDF) 166 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA382BWS bảng dữ liệu(HTML) 166 Page - STMicroelectronics |
|
166 / 172 page ![]() Applications STA382BWS 166/172 Doc ID 022784 Rev 1 Figure 45. F3X (from SAI) source to line/headphone out application scheme Note: For further information, please refer to application note AN3959, 2.0-channel demonstration board based on the STA382BWS and STA381BWS. STA382BWS Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |