công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U073M8Y3TR bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U073M8Y3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 256-Kbyte flash memory, 40-Kbyte SRAM, USB, LCD
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U073M8Y3TR bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32U073M8Y3TR Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 146 page
background image
7.2
UFQFPN32 package information (A0B8)
This UFQFPN is a 32 pins, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra thin fine pitch quad flat package.
Figure 34. UFQFPN32 - Outline
D2
e
E2
L
e
BOTTOM VIEW
PIN 1 identifier
Chamfer or
Circular arc shape
EXPOSED PAD
FRONT VIEW
C
SEATING PLANE
SEATING PLANE
C
ddd
DETAIL A
DETAIL A
PIN 1 IDENTIFIER
LASER MARKING AREA
E
D
TOP VIEW
fff
C A B
fff
C A B
b
bbb
C A B
ddd
C
R0.20
eee C
A1
A3
A
ccc C
A1
A3
C
B
A
1. Drawing is not to scale.
2. All leads/pads should also be soldered to the PCB to improve the lead/pad solder joint life.
3. There is an exposed die pad on the underside of the UFQFPN package. It is recommended to connect and
solder this backside pad to PCB ground.
STM32U073x8/B/C
Package information
DS14548 - Rev 2
page 111/146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com